Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

4157440000 Arkusz danych(PDF) 16 Page - Weidmuller

Numer części 4157440000
Szczegółowy opis  Component Carriers and Housings
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WEIDMULLER [Weidmuller]
Strona internetowa  http://www.weidmuller.com
Logo WEIDMULLER - Weidmuller

4157440000 Arkusz danych(HTML) 16 Page - Weidmuller

Back Button 4157440000 Datasheet HTML 12Page - Weidmuller 4157440000 Datasheet HTML 13Page - Weidmuller 4157440000 Datasheet HTML 14Page - Weidmuller 4157440000 Datasheet HTML 15Page - Weidmuller 4157440000 Datasheet HTML 16Page - Weidmuller 4157440000 Datasheet HTML 17Page - Weidmuller 4157440000 Datasheet HTML 18Page - Weidmuller 4157440000 Datasheet HTML 19Page - Weidmuller 4157440000 Datasheet HTML 20Page - Weidmuller  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 20 page
background image
307
Housings
SEG-U/LPU
22.5 mm
17 mm
0.5…4 mm2
0.5…2.5 mm2
Type
Cat. No.
TS 32
0122800000
TS 35 x 7.5
0383400000
TS 35 x 15
0498000000
EKW 2
0199360000
EW 35
0383560000
QD 50/grey
0238700000
dekafix 6.5
EG 4 – Fig. VI
22.5 mm
17 mm
0.5…4 mm2
0.5…2.5 mm2
AWG 22…12
Type
Cat. No.
TS 32
0122800000
TS 35 x 7.5
0383400000
TS 35 x 15
0498000000
EKW 2
0199360000
EW 35
0383560000
QD 50/grey
0238700000
dekafix 6.5
dekafix 6.5
EG 5 – Fig. VII
22.5 mm
17 mm
0.5…4 mm2
0.5…2.5 mm2
AWG 22…12
Type
Cat. No.
TS 32
0122800000
TS 35 x 7.5
0383400000
TS 35 x 15
0498000000
EKW 2
0199360000
EW 35
0383560000
QD 50/grey
0238700000
dekafix 6.5
20 mm
17 mm
0.5…4 mm2
0.5…2.5 mm2
AWG 26…14
Type
Cat. No.
TS 32
0122800000
TS 35 x 7.5
0383400000
TS 35 x 15
0498000000
EKW 2
0199360000
EW 35
0383560000
QD 50/grey
0238700000
dekafix 5
EG 6
Type
Cat. No.
TS 35 x 7.5
0383400000
TS 35 x 15
0498000000
EW 35
0383560000
dekafix 6.5
with assembly plate MPL
with assembly plate MPL
Anreihmaß
EG 3 - Fig. V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com