| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD698 Arkusz danych(PDF) 12 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD698 Arkusz danych(HTML) 12 Page - Analog Devices |
|
12 / 12 page ![]() REV. B –12– AD698 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 24-Pin Cerdip (Wide) 0.620 (15.75) 0.590 (15.00) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 15 ° 0 ° 1.280 (32.51) MAX 0.200 (5.08) MAX 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN SEATING PLANE 0.005 (0.13) MIN PIN 1 1 24 0.098 (2.49) MAX 0.610 (15.5) 0.520 (13.2) 12 13 28-Pin PLCC 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.456 (11.58) 0.450 (11.43) SQ 0.495 (12.57) 0.485 (12.32) SQ 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.050 (1.27) BSC 26 4 TOP VIEW 25 19 12 11 PIN 1 IDENTIFIER 5 18 0.020 (0.50) R 0.032 (0.81) 0.026 (0.66) 0.021 (0.53) 0.013 (0.33) 0.056 (1.42) 0.042 (1.07) 0.025 (0.63) 0.015 (0.38) 0.180 (4.57) 0.165 (4.19) 0.430 (10.92) 0.390 (9.91) 0.110 (2.79) 0.085 (2.16) 0.040 (1.01) 0.025 (0.64) |