| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD7713 Arkusz danych(PDF) 28 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD7713 Arkusz danych(HTML) 28 Page - Analog Devices |
|
28 / 28 page ![]() REV. C –28– AD7713 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions are shown in inches and (mm). Plastic DIP (N-24) 0.210 (5.33) MAX 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 12 13 24 1 0 - 15 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.150 (3.81) MIN 1.275 (32.30) 1.125 (28.60) 0.200 (5.05) 0.125 (3.18) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) Cerdip (Q-24) 0.005 (0.13) MIN 0.098 (2.49) MAX 1.280 (32.51) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.200 (5.08) MAX 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.310 (7.87) 0.220 (5.59 0 ° – 15° 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 12 1 13 24 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.110 (2.79) 0.090 (2.29) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) SOIC (R-24) 112 13 24 15.6 (0.614) 15.2 (0.598) 0.299 (7.6) 0.291 (7.4) 0.419 (10.65) 0.394 (10.00) 0.050 (1.27) BSC 0.019 (0.49) 0.014 (0.35) 0.104 (2.65) 0.093 (2.35) 0.012 (0.3) 0.004 (0.1) 0.050 (1.27) 0.016 (0.40) 0.013 (0.32) 0.009 (0.23) |