| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD9070/PCB Arkusz danych(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9070/PCB Arkusz danych(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 16 page ![]() AD9070 –16– REV. B OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 28–Lead SOIC (R–28) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 0.7125 (18.10) 0.6969 (17.70) PIN 1 28 15 14 1 28-Lead Hermetic Ceramic DIP (DH-28) 28 114 15 0.595 ± 0.010 (15.11 ± 0.25) PIN 1 IDENTIFIERS SEATING PLANE 0.225 (5.72) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.600 (15.24) REF 0.010 ± 0.002 (0.25 ± 0.05) 1.400 ± 0.014 (35.56 ± 0.35) 0.018 ± 0.002 (0.46 ± 0.05) 0.100 (2.54) TYP 0.050 ± 0.010 (1.27 ± 0.25) 0.05 (1.27) TYP |