Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9100 Arkusz danych(PDF) 12 Page - Analog Devices

Numer części AD9100
Szczegółowy opis  Ultrahigh Speed Monolithic Track-and-Hold
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9100 Arkusz danych(HTML) 12 Page - Analog Devices

Back Button AD9100 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9100 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9100 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9100 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9100 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9100 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9100 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9100 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9100 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
AD9100
REV. B
–12–
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
20-Lead Side-Brazed Ceramic DIP
(D-20)
20
1
10
11
PIN 1 IDENTIFIER
0.100 (2.54)
TYP
SEATING
PLANE
0.150
(3.81)
MIN
0.290
0.010
(7.366
0.254)
0.05 (1.27)
TYP
0.020 (0.51)
0.016 (0.41)
0.020
0.005
(0.508
0.127)
1.052
0.011
(26.721
0.279)
0.175 (4.45)
MAX
0.010
0.002
(0.254
0.051)
0.300 (7.62)
REF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12