Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADC912AFP Arkusz danych(PDF) 14 Page - Analog Devices

Numer części ADC912AFP
Szczegółowy opis  CMOS Microprocessor-Compatible 12-Bit A/D Converter
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADC912AFP Arkusz danych(HTML) 14 Page - Analog Devices

Back Button ADC912AFP Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADC912AFP Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADC912AFP Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADC912AFP Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADC912AFP Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADC912AFP Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADC912AFP Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADC912AFP Datasheet HTML 15Page - Analog Devices ADC912AFP Datasheet HTML 16Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 16 page
background image
REV. B
ADC912A
–14–
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
24-Lead Narrow Body Plastic DIP Package
(N-24)
24
112
13
PIN 1
1.275 (32.30)
1.125 (28.60)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
SEATING
PLANE
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210
(5.33)
MAX
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.200 (5.05)
0.125 (3.18)
0.150
(3.81)
MIN
0.100
(2.54)
BSC
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
24-Lead Wide Body SOIC Package
(R-24)
0.0125 (0.32)
0.0091 (0.23)
8
0
0.0291 (0.74)
0.0098 (0.25)
45
0.0500 (1.27)
0.0157 (0.40)
SEATING
PLANE
0.0118 (0.30)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.1043 (2.65)
0.0926 (2.35)
0.0500
(1.27)
BSC
24
13
12
1
0.4193 (10.65)
0.3937 (10.00)
0.2992 (7.60)
0.2914 (7.40)
PIN 1
0.6141 (15.60)
0.5985 (15.20)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16