Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

4530Z Arkusz danych(PDF) 4 Page - ebm-papst

Numer części 4530Z
Szczegółowy opis  AC axial compact fan
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EBMPAPST [ebm-papst]
Strona internetowa  http://www.ebmpapst.com
Logo EBMPAPST - ebm-papst

4530Z Arkusz danych(HTML) 4 Page - ebm-papst

  4530Z Datasheet HTML 1Page - ebm-papst 4530Z Datasheet HTML 2Page - ebm-papst 4530Z Datasheet HTML 3Page - ebm-papst 4530Z Datasheet HTML 4Page - ebm-papst  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
AC axial compact fan
4530 Z
Charts: Air flow
020
40
60
25
50
25
20
35
75
100
125 m³/h
V
• ä
CFM
30
5
10
15
Web data sheet D · Page 4 of 4
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Straße 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 7724 81-0 · Fax +49 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com



Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com