| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADM690 Arkusz danych(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADM690 Arkusz danych(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 16 page ![]() ADM690–ADM695 REV. A –14– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Pin Plastic DIP (N-8) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 4 5 8 1 SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 16-Lead Plastic DIP (N-16) 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 9 16 1 8 0.210 (5.33) 0.200 (5.05) 0.125 (3.18) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 8-Pin Cerdip (Q-8) PIN 1 0.420 (10.67) MAX 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.150 (3.81) MIN 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.200 (5.08) MAX PLANE SEATING 0.070 (1.78) 0.30 (0.76) 0.100 (2.54) BSC 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 1 4 5 8 |