| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADT70 Arkusz danych(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADT70 Arkusz danych(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 14 page ![]() ADT70 REV. 0 –14– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 20-Lead Plastic DIP (P-Suffix) 20 110 11 1.060 (26.90) 0.925 (23.50) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 20-Lead SOIC (S-Suffix) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 20 11 10 1 0.5118 (13.00) 0.4961 (12.60) PIN 1 |