| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
OP176GS Arkusz danych(PDF) 17 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP176GS Arkusz danych(HTML) 17 Page - Analog Devices |
|
17 / 21 page ![]() OP176 REV. 0 –17– Figure 47. OP176 Spice Model Schematic 35 10 11 VN1 VN2 DN1 DN2 12 13 14 VN3 VN4 DN3 DN4 15 16 17 VN5 VN6 DN5 DN6 CN1 C1 EM R4 C2 5 6 Q1 Q2 3 7 8 9 R3 36 D2 D1 CIN 2 1 –IN +IN IOS R5 R6 4 I1 EP 97 EN EOS 98 98 CM1 CM2 ISY R15 V5 D8 G9 R16 G8 R17 V4 D7 R18 27 G5 R14 C8 C9 D6 D5 99 28 30 29 F1 31 32 33 D10 G7 G6 D9 50 98 F2 34 L2 G 1 R 7 21 C 3 V 3 97 51 D 4 20 G 2 R 8 C 4 R 9 23 G 3 R 10 C 5 24 G 4 R 11 C 6 V 2 D 3 19 26 E 2 R 13 25 R 12 C7 98 22 98 E REF |