| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
OP481GS Arkusz danych(PDF) 15 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP481GS Arkusz danych(HTML) 15 Page - Analog Devices |
|
15 / 16 page ![]() OP181/OP281/OP481 –15– REV. 0 14-Lead Plastic DIP (N-14) 14 17 8 0.795 (20.19) 0.725 (18.42) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 14-Lead Narrow Body SOIC (SO-14) 14 8 7 1 0.3444 (8.75) 0.3367 (8.55) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) PIN 1 SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0099 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° 14-Lead TSSOP (RU-14) 14 8 7 1 0.201 (5.10) 0.193 (4.90) PIN 1 SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0256 (0.65) BSC 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 ° 0 ° OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Lead Plastic DIP (N-8) 8 14 5 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 8-Lead SOIC (SO-8) 0.1968 (5.00) 0.1890 (4.80) 8 5 4 1 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) SEATING PLANE 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° 8-Lead TSSOP (RU-8) 8 5 4 1 0.122 (3.10) 0.114 (2.90) PIN 1 0.0256 (0.65) BSC SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 ° 0 ° |