Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SW06 Arkusz danych(PDF) 12 Page - Analog Devices

Numer części SW06
Szczegółowy opis  Quad SPST JFET Analog Switch
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

SW06 Arkusz danych(HTML) 12 Page - Analog Devices

Back Button SW06 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices SW06 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices SW06 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices SW06 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices SW06 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices SW06 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices SW06 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices SW06 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices SW06 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
SW06
REV. A
–12–
Single Pole Double Throw Selector Switch with Break-Before-Make Interval
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
20-Terminal Leadless Chip Carrier
(RC-Suffix)
E-20A
1
20
4
9
8
13
19
BOTTOM
VIEW
14
3
18
0.028 (0.71)
0.022 (0.56)
45
° TYP
0.015 (0.38)
MIN
0.055 (1.40)
0.045 (1.14)
0.050 (1.27)
BSC
0.075 (1.91)
REF
0.011 (0.28)
0.007 (0.18)
R TYP
0.095 (2.41)
0.075 (1.90)
0.100 (2.54) BSC
0.200 (5.08)
BSC
0.150 (3.81)
BSC
0.075
(1.91)
REF
0.358 (9.09)
0.342 (8.69)
SQ
0.358
(9.09)
MAX
SQ
0.100 (2.54)
0.064 (1.63)
0.088 (2.24)
0.054 (1.37)
16-Lead Plastic DIP
(P-Suffix)
N-16
16
18
9
0.840 (21.33)
0.745 (18.93)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.130
(3.30)
MIN
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
16-Lead Cerdip
(Q-Suffix)
Q-16
0.320 (8.13)
0.290 (7.37)
0.015 (0.38)
0.008 (0.20)
15
°
0
°
0.840 (21.34) MAX
0.200
(5.08)
MAX
0.023 (0.58)
0.014 (0.36)
0.200 (5.08)
0.125 (3.18)
0.100
(2.54)
BSC
SEATING
PLANE
0.070 (1.78)
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.150
(3.81)
MIN
0.005 (0.13) MIN
PIN 1
0.080 (2.03) MAX
0.310 (7.87)
0.220 (5.59)
16
1
8
9
16-Lead Wide Body SOL
(S-Suffix)
R-16/SOL-16
16
9
8
1
0.4133 (10.50)
0.3977 (10.00)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.0118 (0.30)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.1043 (2.65)
0.0926 (2.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0125 (0.32)
0.0091 (0.23)
0.0500 (1.27)
0.0157 (0.40)
8
°
0
°
0.0291 (0.74)
0.0098 (0.25)
x 45
°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12