| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SW06GP Arkusz danych(PDF) 12 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SW06GP Arkusz danych(HTML) 12 Page - Analog Devices |
|
12 / 12 page ![]() SW06 REV. A –12– Single Pole Double Throw Selector Switch with Break-Before-Make Interval OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 20-Terminal Leadless Chip Carrier (RC-Suffix) E-20A 1 20 4 9 8 13 19 BOTTOM VIEW 14 3 18 0.028 (0.71) 0.022 (0.56) 45 ° TYP 0.015 (0.38) MIN 0.055 (1.40) 0.045 (1.14) 0.050 (1.27) BSC 0.075 (1.91) REF 0.011 (0.28) 0.007 (0.18) R TYP 0.095 (2.41) 0.075 (1.90) 0.100 (2.54) BSC 0.200 (5.08) BSC 0.150 (3.81) BSC 0.075 (1.91) REF 0.358 (9.09) 0.342 (8.69) SQ 0.358 (9.09) MAX SQ 0.100 (2.54) 0.064 (1.63) 0.088 (2.24) 0.054 (1.37) 16-Lead Plastic DIP (P-Suffix) N-16 16 18 9 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 16-Lead Cerdip (Q-Suffix) Q-16 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 15 ° 0 ° 0.840 (21.34) MAX 0.200 (5.08) MAX 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN 0.005 (0.13) MIN PIN 1 0.080 (2.03) MAX 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 16 1 8 9 16-Lead Wide Body SOL (S-Suffix) R-16/SOL-16 16 9 8 1 0.4133 (10.50) 0.3977 (10.00) PIN 1 SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° |