Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ZMM55 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

Numer części ZMM55
Szczegółowy opis  ZENER DIODES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GXELECTRONICS [Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.sddzg.com
Logo GXELECTRONICS - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

ZMM55 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

  ZMM55 Datasheet HTML 1Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. ZMM55 Datasheet HTML 2Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
5V
10V
15V
20V
25V
30V
FIG.1- BREAKDOWN CHARACTERISTICS
mA
50
40
30
20
10
0
Vz
Iz
FIG.2- POWER ,TEMPERATURE DERATING CURVE
500
400
300
200
100
50
100
150
200
300
TA(
oC)
Ambient Temperature
ZMM55-SERIES
2
星合电子
XINGHE ELECTRONICS
GAOMI XINGHE ELECTRONICSCO.,LTD.     WWW.SDDZG.COM  TEL:0536-2210359



Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com