| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
CT2500 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CT2500 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Aeroflex Circuit Technology |
|
9 / 10 page ![]() Aeroflex Circuit Technology SCDCT2500 REV A 6/12/98 Plainview NY (516) 694-6700 9 PIN OUTS – 84 PIN PGA (CT2500) Pin Signal Pin Signal B2 BURST K10 GND C2 CLK J10 POE B1 CMDOUT K11 D15 C1 DTAOUT J11 D14 D2 BIT4OUT H10 D13 D1 RSTERR H11 D12 E3 FIFOEN F10 D11 E2 LDCNTRL G10 D10 E1 POR G11 D9 F2 GND G9 GND F3 GND F9 GND G3 SYNCIN F11 D8 G1 RXCLOCK E11 D7 G2 RXDATA E10 D6 F1 SO/SI E9 D5 H1 STR1 D11 D4 H2 STR2 D10 D3 J1 TEST C11 D2 K1 WIOUT B11 D1 J2 D31 C10 PRTYIN L1 CFRMSYNC A11 VDD K2 VDD B10 VDD K3 PAREN B9 D/E L2 D30 A10 D0 L3 D29 A9 CMDIN K4 D28 B8 DTAIN L4 D27 A8 ENV J5 D26 B6 ERR1 K5 D25 B7 ERR2 L5 D24 A7 FIFORD K6 BIT4IN C7 VDD J6 VDD C6 VDD J7 VDD A6 TXSELECT L7 D23 A5 OVRFLOW K7 D22 B5 RCVCNTRL L6 D21 C5 RCVDTA L8 D20 A4 RDYFORDTA K8 D19 B4 TXCMXD L9 D18 A3 TXDMXD L10 D17 A2 WIIN K9 D16 B3 G20MHZ L11 GND A1 GND |