| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
VIPER27HN Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VIPER27HN Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 31 page ![]() Electrical data VIPER27 8/31 Doc ID 15133 Rev 5 Symbol Parameter Test condition Min Typ Max Unit Brown out protection VBRth Brown out threshold Voltage falling 0.41 0.45 0.49 V VBRhyst Voltage hysteresis above VBRth Voltage rising 50 mV IBRhyst Current hysteresis 7 12 μA VBRclamp Clamp voltage IBR = 250 µA 3 V VDIS Brown out disable voltage 50 150 mV Thermal shutdown TSD Thermal shutdown temperature 150 160 °C THYST Thermal shutdown hysteresis 30 °C Table 8. Controller section (continued) |