Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NVSW219BT Arkusz danych(PDF) 10 Page - NICHIA CORPORATION

Numer części NVSW219BT
Szczegółowy opis  Pb-free Reflow Soldering Application, Built-in ESD Protection Device
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Strona internetowa  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NVSW219BT Arkusz danych(HTML) 10 Page - NICHIA CORPORATION

Back Button NVSW219BT Datasheet HTML 6Page - NICHIA CORPORATION NVSW219BT Datasheet HTML 7Page - NICHIA CORPORATION NVSW219BT Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NVSW219BT Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION NVSW219BT Datasheet HTML 10Page - NICHIA CORPORATION NVSW219BT Datasheet HTML 11Page - NICHIA CORPORATION NVSW219BT Datasheet HTML 12Page - NICHIA CORPORATION NVSW219BT Datasheet HTML 13Page - NICHIA CORPORATION NVSW219BT Datasheet HTML 14Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
NICHIA STS-DA1-2007B <Cat.No.120704>
9
DERATING CHARACTERISTICS
NVSx219B
STS-DA7-1723
管理番号
No.
Derating1
0
500
1000
1500
2000
0
20
40
60
80
100
120
(74, 1500)
(24, 1500)
(0, 1270)
(100, 995)
(100, 597)
(100, 426)
Derating2
0
500
1000
1500
2000
0
2040
6080
100
120
(94, 1500)
(100, 1350)
Duty
100
1000
10000
1
10
100
1500
2000
カソード側はんだ接合部温度-許容順電流特性
Solder Temperature(Cathode Side) vs
Allowable Forward Current
周囲温度-許容順電流特性
Ambient Temperature vs
Allowable Forward Current
カソード側はんだ接合部温度
Solder Temperature(Cathode Side)(°C)
周囲温度
Ambient Temperature(°C)
デューティー比
Duty Ratio(%)
デューティー比-許容順電流特性
Duty Ratio vs
Allowable Forward Current
TA=25°C
15°C/W
25°C/W
35°C/W
θJA
R
=
θJA
R
=
θJA
R
=



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com