Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DAC8420FSZ2 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices

Numer części DAC8420FSZ2
Szczegółowy opis  Quad 12-Bit Serial Voltage Output DAC
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

DAC8420FSZ2 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button DAC8420FSZ2 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices DAC8420FSZ2 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices DAC8420FSZ2 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices DAC8420FSZ2 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices DAC8420FSZ2 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices DAC8420FSZ2 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices DAC8420FSZ2 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices DAC8420FSZ2 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices DAC8420FSZ2 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
DAC8420
Rev. B | Page 7 of 24
CS
SDI
CLK
LD
DATA LOAD SEQUENCE
SDI
CLK
CS
LD
VOUTx
DATA LOAD TIMING
CLSEL
CLR
VOUT
CLEAR TIMING
tCLRW
±1LSB
tS
tLD2
tCSH
tCSS
tLD1
A1
A0
X
X
D11
D10
D9
D8
D4
D3
D2
D1
D0
tDS
tDH
tCH
tCL
tCSH
tLD2
tLDW
tS
±1LSB
Figure 2. Timing Diagram
10kΩ
10µF
0.1µF
+10V
1N4001
+
10kΩ
10µF
0.1µF
–10V
1N4001
+
10kΩ
10µF
0.1µF
+15V
1N4001
+
10kΩ
10µF
0.1µF
–15V
1N4001
+
5kΩ
5kΩ
10kΩ
NC
NC
NC
NC
NC
NC = NO CONNECT
DUT
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
Figure 3. Burn-In Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24