| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F103C8T7 Arkusz danych(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103C8T7 Arkusz danych(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 105 page ![]() STM32F103x8, STM32F103xB Pinouts and pin description Doc ID 13587 Rev 15 29/105 J2 K3 12 F3 16 25 9 PA2 I/O PA2 USART2_TX(9)/ ADC12_IN2/ TIM2_CH3(9) K2 L3 13 G3 17 26 10 PA3 I/O PA3 USART2_RX(9)/ ADC12_IN3/ TIM2_CH4(9) E4 E3 - C2 18 27 - VSS_4 SVSS_4 F4 H3 - D2 19 28 - VDD_4 SVDD_4 G3 M3 14 H3 20 29 11 PA4 I/O PA4 SPI1_NSS(9)/ USART2_CK(9)/ ADC12_IN4 H3 K4 15 F4 21 30 12 PA5 I/O PA5 SPI1_SCK(9)/ ADC12_IN5 J3 L4 16 G4 22 31 13 PA6 I/O PA6 SPI1_MISO(9)/ ADC12_IN6/ TIM3_CH1(9) TIM1_BKIN K3 M4 17 H4 23 32 14 PA7 I/O PA7 SPI1_MOSI(9)/ ADC12_IN7/ TIM3_CH2(9) TIM1_CH1N G4 K5 - H5 24 33 PC4 I/O PC4 ADC12_IN14 H4 L5 - H6 25 34 PC5 I/O PC5 ADC12_IN15 J4 M5 18 F5 26 35 15 PB0 I/O PB0 ADC12_IN8/ TIM3_CH3(9) TIM1_CH2N K4 M6 19 G5 27 36 16 PB1 I/O PB1 ADC12_IN9/ TIM3_CH4(9) TIM1_CH3N G5 L6 20 G6 28 37 17 PB2 I/O FT PB2/BOOT1 H5 M7 - - - 38 - PE7 I/O FT PE7 TIM1_ETR J5 L7 - - - 39 - PE8 I/O FT PE8 TIM1_CH1N K5 M8 - - - 40 - PE9 I/O FT PE9 TIM1_CH1 G6 L8 - - - 41 - PE10 I/O FT PE10 TIM1_CH2N H6 M9 - - - 42 - PE11 I/O FT PE11 TIM1_CH2 J6 L9 - - - 43 - PE12 I/O FT PE12 TIM1_CH3N K6 M10 - - - 44 - PE13 I/O FT PE13 TIM1_CH3 G7 M11 - - - 45 - PE14 I/O FT PE14 TIM1_CH4 Table 5. Medium-density STM32F103xx pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |