| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LC2-D65 Arkusz danych(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LC2-D65 Arkusz danych(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
5 / 8 page ![]() LC1/LC2 - D40 D50 D65 D80 D95 LC1 c a/c 5 Positions de fonctionnement OPERATING POSITIONS BEFESTIGUNGSLAGE Raccordement mini … maxi WIRING MIN … MAX ANSCHLÜSSE MIN … MAX CONNESSIONE MIN … MAX CAPACIDAD DE CONEXION MIN … MAX LIGAÇÃO MÍN … MÁX POSIZIONI DI FUNZIONAMENTO POSICIONES DE FUNCIONAMIENTO POSIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 30 ° 30 ° 90 ° 270 ° 180 ° 360 ° C C L Ø3,5 LC1D LP1D LC2D D40 D50 D65 LC N.m [ mm 2 ] [ mm2 ] [ mm2 ] [ mm2 ] [ mm2 ] [ mm2 ] [ mm ] [ mm ] Philips 1…2,5 2,5 : 25 1…2,5 4 : 50 1…2,5 1…2,5 + 1…2,5 2,5…10 + 2,5…10 1…2,5 + 1…2,5 4…16 + 4…16 1…2,5 + 1…2,5 1…4 2,5 : 25 1…4 4 : 50 1…4 1…4 + 1…4 2,5…16 + 2,5…16 1…4 + 1…4 4…25 + 4…25 1…4 + 1…4 1…4 2,5 : 25 1…4 4 : 50 1…4 1…4 + 1…4 2,5…16 + 2,5…16 1…4 + 1…4 4…25 + 4…25 1…4 + 1…4 8 8 8 4 7,5 – 7,5 – 7,5 ∅ 6 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 6 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 6 2 2 2 1,2 5 1,2 9 1,2 D80 D95 LX-D LA-D |