| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L152C8 Arkusz danych(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L152C8 Arkusz danych(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 121 page ![]() STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B Functional overview Doc ID 17659 Rev 8 15/121 Table 4. CPU frequency range depending on dynamic voltage scaling CPU frequency range Dynamic voltage scaling range 16 MHz to 32 MHz (1ws) 32 kHz to 16 MHz (0ws) Range 1 8 MHz to 16 MHz (1ws) 32 kHz to 8 MHz (0ws) Range 2 2.1 MHz to 4.2 MHz (1ws) 32 kHz to 2.1 MHz (0ws) Range 3 |