Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

EVAL-AD5541/42EBZ Arkusz danych(PDF) 9 Page - Analog Devices

Numer części EVAL-AD5541/42EBZ
Szczegółowy opis  2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5541/42EBZ Arkusz danych(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5541/42EBZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices EVAL-AD5541/42EBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices EVAL-AD5541/42EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices EVAL-AD5541/42EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EVAL-AD5541/42EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EVAL-AD5541/42EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD5541/42EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD5541/42EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EVAL-AD5541/42EBZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
Data Sheet
AD5541/AD5542
Rev. F | Page 9 of 20
2µs/DIV
VREF = 2.5V
VDD = 5V
TA = 25°C
DIN (5V/DIV)
VOUT (50mV/DIV)
100
10
Figure 18. Digital Feedthrough
1.236
1.234
1.232
1.230
1.228
1.226
1.224
–0.5
0
0.5
1.0
1.5
2.0
5
0
–5
–10
–15
–20
–25
–30
TIME (µs)
VOUT
CS
Figure 19. Digital-to-Analog Glitch Impulse
2µs/DIV
VREF = 2.5V
VDD = 5V
TA = 25°C
200pF
10pF
50pF
100pF
100
10
CS (5V/DIV)
VOUT (0.5V/DIV)
Figure 20. Large Signal Settling Time
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
0.5µs/DIV
VREF = 2.5V
VDD = 5V
TA = 25°C
100
90
10
0%
VOUT (1V/DIV)
VOUT (50mV/DIV)
GAIN = –216
1LSB = 8.2mV
Figure 21. Small Signal Settling Time



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com