| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F030F4 Arkusz danych(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F030F4 Arkusz danych(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 88 page ![]() Table 12. Alternate functions selected through GPIOA_AFR registers for port A Pin name AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 PA0 - USART1_CTS(1) 1. This feature is available on STM32F030x6 and STM32F030x4 devices only. -- - - - USART2_CTS(2) 2. This feature is available on STM32F030x8 devices only. PA1 EVENTOUT USART1_RTS(1) -- - - - USART2_RTS(2) PA2 TIM15_CH1(2) USART1_TX(1) -- - - - USART2_TX(2) PA3 TIM15_CH2(2) USART1_RX(1) -- - - - USART2_RX(2) PA4 SPI1_NSS USART1_CK(1) - - TIM14_CH1 - - USART2_CK(2) PA5 SPI1_SCK - - - - - - PA6 SPI1_MISO TIM3_CH1 TIM1_BKIN - - TIM16_CH1 EVENTOUT PA7 SPI1_MOSI TIM3_CH2 TIM1_CH1N - TIM14_CH1 TIM17_CH1 EVENTOUT PA8 MCO USART1_CK TIM1_CH1 EVENTOUT - - - PA9 TIM15_BKIN(2) USART1_TX TIM1_CH2 - I2C1_SCL(1) -- PA10 TIM17_BKIN USART1_RX TIM1_CH3 - I2C1_SDA(1) -- PA11 EVENTOUT USART1_CTS TIM1_CH4 - - - - PA12 EVENTOUT USART1_RTS TIM1_ETR - - - - PA13 SWDIO IR_OUT - - - - - PA14 SWCLK USART1_TX(1) -- - - - USART2_TX(2) PA15 SPI1_NSS USART1_RX(1) - EVENTOUT - - - USART2_RX(2) |