| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SPV1001D40 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPV1001D40 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 12 page ![]() SPV1001 Package mechanical data Doc ID 18076 Rev 3 9/12 Table 6. D²PAK (TO-263) mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 A1 0.03 0.23 b 0.70 0.93 b2 1.14 1.70 c 0.45 0.60 c2 1.23 1.36 D 8.95 9.35 D1 7.50 E10 10.40 E1 8.50 e2.54 e1 4.88 5.28 H15 15.85 J1 2.49 2.69 L 2.29 2.79 L1 1.27 1.40 L2 1.30 1.75 R0.4 V2 0° 8° |