| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STA381BWTR Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA381BWTR Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 174 page ![]() DocID018835 Rev 8 13/174 STA381BW List of tables Table 101. Master clock select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Table 102. Input sampling rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Table 103. Internal interpolation ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Table 104. IR bit settings as a function of the input sampling rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Table 105. Fault-detect recovery bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Table 106. Serial audio input interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Table 107. Serial data first bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Table 108. Support serial audio input formats for MSB-first (SAIFB = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Table 109. Supported serial audio input formats for LSB-first (SAIFB = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Table 110. Delay serial clock enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Table 111. Channel input mapping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Table 112. FFX compensating pulse size bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 113. Compensating pulse size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 114. DSP bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 115. Post-scale link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Table 116. Biquad coefficient link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Table 117. Zero-detect mute enable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Table 118. Submix mode enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Table 119. Noise-shaper bandwidth selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Table 120. AM mode enable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Table 121. PWM speed mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Table 122. Zero-crossing enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Table 123. Soft volume update enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Table 124. Output configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Table 125. Output configuration engine selection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Table 126. Invalid input detect mute enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Table 127. Binary output mode clock loss detection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Table 128. LRCK double trigger protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Table 129. IC power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Table 130. External amplifier power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Table 131. Line output configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Table 132. Mute configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Table 133. Master volume offset as a function of MVOL[7:0] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Table 134. Channel volume as a function of CxVOL[7:0] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Table 135. AM interference frequency switching bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 136. Audio preset AM switching frequency selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 137. Bass management crossover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 138. Bass management crossover frequency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Table 139. Tone control bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Table 140. EQ bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Table 141. Volume bypass register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Table 142. Binary output enable registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Table 143. Channel limiter mapping as a function of CxLS bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Table 144. Channel output mapping as a function of CxOM bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Table 145. Tone control boost/cut as a function of BTC and TTC bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Table 146. Limiter attack rate as a function of LxA bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Table 147. Limiter release rate as a function of LxR bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Table 148. Limiter attack threshold as a function of LxAT bits (AC mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Table 149. Limiter release threshold as a function of LxRT bits (AC mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Table 150. Limiter attack threshold as a function of LxAT bits (DRC mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Table 151. Limiter release threshold as a function of LxRT bits (DRC mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Table 152. RAM block for biquads, mixing, scaling and bass management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 |