| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MCP1650RT-E/MS Arkusz danych(PDF) 4 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP1650RT-E/MS Arkusz danych(HTML) 4 Page - Microchip Technology |
|
4 / 30 page ![]() MCP1650/51/52/53 DS21876B-page 4 2004-2013 Microchip Technology Inc. Timing Diagram Typical Application Circuits Latch Truth Table SR Q 00 Qn 011 100 111 Osc S R Q DR EXT MCP1650/1/2/3 Timing Diagram R S Q Q FB CS SHDN VIN 8 2 5 6 4 7 GND Input Voltage 3.3V ±10% C IN 10 µF off on EXT Boost Inductor 3.3 µH 10 µF Ceramic 90.9 k V OUT = 12V I OUT = 0 to 100 mA 10 k MOSFET/Schottky Combination Device RSENSE 0.05 3.3V to 12V 100 mA Boost Converter 1 3 NC NC C OUT |