| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L99MC6 Arkusz danych(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L99MC6 Arkusz danych(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 55 page ![]() ESD protection L99MC6 18/55 Doc ID 16523 Rev 1 4 ESD protection Table 4. ESD protection Parameter Value Unit All pins ±2(1) 1. HBM according to MIL 883C, Method 3015.7 or EIA/JESD22-A114-A kV Output pins: DRN1 – DRN6; SRC1, SRC3, SRC5 ±4(2) 2. HBM with all unzapped pins grounded kV Machine model (CDF-AEC-Q100-03 rev. F) ±200 V Charged device model (CDF-AEC-Q100-011 Rev. F) ±1500 V |