| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STPS3L60RL Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS3L60RL Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 11 page ![]() STPS3L60 Package information Doc ID 7505 Rev 6 9/11 Figure 24. SMBflat footprint dimensions(a) Table 6. SMBflat dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.90 1.10 0.035 0.043 b 1.95 2.20 0.077 0.087 c 0.15 0.40 0.006 0.016 D 3.30 3.95 0.130 0.156 E 5.10 5.60 0.200 0.220 E1 4.05 4.60 0.189 0.181 L 0.75 1.50 0.029 0.059 L1 0.40 0.016 L2 0.60 0.024 a. SMB footprint may also be used. D A L 2x L L2 2x L1 2x E E1 b c 1.20 (0.047) 1.20 (0.047) 3.44 (0.136) 5.84 (0.230) 2.07 (0.082) millimeters (inches) |