| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD548SH Arkusz danych(PDF) 11 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD548SH Arkusz danych(HTML) 11 Page - Analog Devices |
|
11 / 12 page ![]() AD548 REV. D –11– OUTLINE DIMENSIONS Plastic Mini-DIP (N) Package Dimensions shown in inches and (millimeters) SOIC (R) Package Dimensions shown in millimeters and (inches) 0.25 (0.0098) 0.19 (0.0075) 1.27 (0.0500) 0.41 (0.0160) 0.50 (0.0196) 0.25 (0.0099) 45 8 0 1.75 (0.0688) 1.35 (0.0532) SEATING PLANE 0.25 (0.0098) 0.10 (0.0040) 85 4 1 5.00 (0.1968) 4.80 (0.1890) PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 1.27 (0.0500) BSC 6.20 (0.2440) 5.80 (0.2284) 0.51 (0.0201) 0.33 (0.0130) COPLANARITY CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS (IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012 AA Revision History Location Page Data Sheet changed from REV. C to REV. D. Change to SOIC (R-8) Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Edits to FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Deleted TO-99 CONNECTION DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Deleted AD548C from SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Edits to ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Deleted Metal Can from Figure 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Deleted TO-99 (H) and Cerdip (Q) Packages from OUTLINE DIMENSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 |