Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M24128-DFMN6 Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Numer części M24128-DFMN6
Szczegółowy opis  128-Kbit serial I²C bus EEPROM
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M24128-DFMN6 Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M24128-DFMN6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M24128-DFMN6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M24128-DFMN6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M24128-DFMN6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M24128-DFMN6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M24128-DFMN6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M24128-DFMN6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M24128-DFMN6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M24128-DFMN6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 40 page
background image
DocID16892 Rev 23
5/40
M24128-BW M24128-BR M24128-BF M24128-DF
List of figures
List of figures
Figure 1.
Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 2.
8-pin package connections, top view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
WLCSP connections for the M24128-DFCS6TP/K
(top view, marking side, with balls on the underside) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 4.
Device select code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 5.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6.
I2C bus protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 7.
Write mode sequences with WC = 0 (data write enabled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 8.
Write mode sequences with WC = 1 (data write inhibited) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 9.
Write cycle polling flowchart using ACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 10.
Read mode sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 11.
AC measurement I/O waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 12.
Maximum Rbus value versus bus parasitic capacitance (Cbus) for
an I2C bus at maximum frequency fC = 400 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 13.
Maximum Rbus value versus bus parasitic capacitance Cbus) for
an I2C bus at maximum frequency fC = 1MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 14.
AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 15.
TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 16.
SO8N – 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package outline . . . . . . . . . . . . 34
Figure 17.
UFDFPN8 (MLP8) – package outline (UFDFPN: Ultra thin Fine pitch
Dual Flat Package, No lead) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 18.
M24128-DFCS6TP/K, WLCSP 8-bump wafer-level chip
scale package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40