| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MCP1640B Arkusz danych(PDF) 2 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP1640B Arkusz danych(HTML) 2 Page - Microchip Technology |
|
2 / 32 page ![]() MCP1640/B/C/D DS22234A-page 2 2010 Microchip Technology Inc. VIN GND VFB SW VIN 0.9V To 1.7V VOUT 3.3V @ 100 mA COUT 10 µF CIN 4.7 µF L1 4.7 µH VOUT + - 976 K 562 K VIN PGND VFB SW VIN 3.0V To 4.2V VOUT 5.0V @ 300 mA COUT 10 µF CIN 4.7 µF L1 4.7 µH VOUTS + - 976 K 309 K VOUTP SGND EN EN Efficiency vs. IOUT for 3.3VOUT 40.0 60.0 80.0 100.0 0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0 Output Current (mA) V IN = 0.8V V IN = 1.2V V IN = 2.5V |