| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC1121EPA Arkusz danych(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC1121EPA Arkusz danych(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 14 page ![]() © 2006 Microchip Technology Inc. DS21358C-page 9 TC1121 4.3 Package Dimensions 8-Pin MSOP .122 (3.10) .114 (2.90) .122 (3.10) .114 (2.90) .043 (1.10) Max. .006 (0.15) .002 (0.05) .016 (0.40) .010 (0.25) .197 (5.00) .189 (4.80) .008 (0.20) .005 (0.13) .028 (0.70) .016 (0.40) 6° Max. .026 (0.65) Typ. Pin 1 Dimensions: inches (mm) 3° Min. Pin 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) 8-Pin Plastic DIP Dimensions: inches (mm) |