| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AM79C975 Arkusz danych(PDF) 23 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C975 Arkusz danych(HTML) 23 Page - Advanced Micro Devices |
|
23 / 304 page ![]() Am79C973/Am79C975 23 P R E L I M INARY PIN DESIGNATIONS (PQL176) (Am79C973/Am79C975) Listed By Pin Number Note: For the Am79C973 controller, pins 106, 108, and 110 are no connects (NC). Pin No. Pin Name Pin No. Pin Name Pin No. Pin Name Pin No. Pin Name 1NC 45 NC 89 NC 133 NC 2NC 46 NC 90 NC 134 NC 3 IDSEL 47 AD8 91 EBDA14/CRS 135 EEDI/LED0 4 AD23 48 C/BE0 92 EBDA15/COL 136 VSSB 5 VSSB 49 VSSB 93 EBD7/TX_CLK 137 XCLK/XTAL 6 AD22 50 AD7 94 VSSB 138 VDDB 7 VDD_PCI 51 VDD_PCI 95 EBD6/RX_ER 139 LED2/MIIRXFRTGE 8 AD21 52 AD6 96 EBD5/RX_CLK 140 EESK/LED1/SFDB 9 AD20 53 AD5 97 EBD4/RX_DV 141 VSSB 10 VDD 54 VDD 98 VDDB 142 EECS 11 AD19 55 AD4 99 EBD3/RXD3 143 EAR 12 AD18 56 AD3 100 VSS 144 VSS 13 VSSB 57 VSSB 101 EBD2/RXD2 145 PME 14 AD17 58 AD2 102 EBD1/RXD1 146 WUMI 15 VDD_PCI 59 VDD_PCI 103 EBD0/RXD0 147 RWU 16 AD16 60 AD1 104 VAUXDET 148 TCK 17 C/BE2 61 AD0 105 VSSB 149 TMS 18 VSS 62 VSS 106 MIRQ (see Note) 150 VDDB 19 FRAME 63 EROMCS 107 VDD 151 TDO 20 IRDY 64 EBWE 108 MDATA (see Note) 152 VSSB 21 VSSB 65 AS_EBOE 109 VSSB 153 TDI 22 TRDY 66 EBCLK 110 MCLOCK (see Note) 154 VDD 23 VDD_PCI 67 EBUA_EBA0 111 VDDB 155 PG 24 DEVSEL 68 VSSB 112 XTAL2 156 INTA 25 STOP 69 EBUA_EBA1 113 XTAL1 157 RST 26 VDD 70 VDD 114 DVDDCO 158 CLK 27 PERR 71 VDDB 115 DVDDA 159 GNT 28 SERR 72 EBUA_EBA2 116 DVSSD 160 REQ 29 VSSB 73 EBUA_EBA3 117 IREF 161 VDD_PCI 30 PAR 74 EBUA_EBA4 118 DVDDD 162 AD31 31 VDD_PCI 75 EBUA_EBA5/MDC 119 TX+ 163 VSSB 32 C/BE1 76 EBUA_EBA6/ PHY_RST 120 DVDDTX 164 VSS 33 AD15 77 EBUA_EBA7/TX_ER 121 TX- 165 AD30 34 VSS 78 VSS 122 SDI+ 166 AD29 35 AD14 79 EBDA8/TXD0 123 DVSSX 167 AD28 36 AD13 80 VSSB 124 SDI- 168 AD27 37 VSSB 81 EBDA9/TXD1 125 RX+ 169 VDD_PCI 38 AD12 82 EBDA10/TXD2 126 DVDDRX 170 AD26 39 AD11 83 VDDB 127 RX- 171 VSSB 40 VDD_PCI 84 EBDA11/TXD3 128 DVDDP 172 AD25 41 AD10 85 EBDA12/TX_EN 129 DVSSP 173 AD24 42 AD9 86 EBDA13/MDIO 130 EEDO/LED3/ MIIRXFRTGD 174 C/BE3 43 NC 87 NC 131 NC 175 NC 44 NC 88 NC 132 NC 176 NC |