| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L7905CV Arkusz danych(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7905CV Arkusz danych(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 24 page ![]() L79xxC Package mechanical data Doc ID 2149 Rev 21 17/24 Dim. mm. inch. Min. Typ Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 B 2.5 2.7 0.098 0.106 D 2.5 2.75 0.098 0.108 E 0.45 0.70 0.017 0.027 F 0.75 1 0.0300.039 F1 1.15 1.50 0.045 0.059 F2 1.15 1.50 0.045 0.059 G4.95 5.2 0.194 0.204 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10.0 10.40 0.393 0.409 L2 16 0.630 L3 28.6 30.6 1.126 1.204 L4 9.8 10.6 0.3850.417 L5 2.93.6 0.114 0.142 L6 15.9 16.4 0.626 0.645 L7 99.3 0.354 0.366 DIA. 33.2 0.118 0.126 TO-220FP mechanical data 7012510A-H |