| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LM339N Arkusz danych(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM339N Arkusz danych(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 16 page ![]() Package information LM139, LM239, LM339 12/16 Doc ID 2159 Rev 2 6.2 SO-14 package information Figure 22. SO-14 package mechanical drawing Table 5. SO-14 package mechanical data Dimensions Ref. Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.35 1.75 0.05 0.068 A1 0.10 0.25 0.004 0.009 A2 1.10 1.65 0.04 0.06 B 0.33 0.51 0.01 0.02 C 0.19 0.25 0.007 0.009 D 8.55 8.75 0.33 0.34 E 3.80 4.0 0.15 0.15 e1.27 0.05 H 5.80 6.20 0.22 0.24 h 0.25 0.50 0.009 0.02 L 0.40 1.27 0.015 0.05 k 8° (max.) ddd 0.10 0.004 |