| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST901T Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST901T Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 12 page ![]() ST901T, STD901T Package mechanical data Doc ID 4510 Rev 5 7/12 Table 5. TO-220 type A mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 b 0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c 0.48 0.70 D 15.25 15.75 D1 1.27 E10 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F1.23 1.32 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 |