Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AS8220 Arkusz danych(PDF) 23 Page - ams AG

Numer części AS8220
Szczegółowy opis  FlexRay Basis Transceiver
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AMSCO [ams AG]
Strona internetowa  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS8220 Arkusz danych(HTML) 23 Page - ams AG

Back Button AS8220 Datasheet HTML 19Page - ams AG AS8220 Datasheet HTML 20Page - ams AG AS8220 Datasheet HTML 21Page - ams AG AS8220 Datasheet HTML 22Page - ams AG AS8220 Datasheet HTML 23Page - ams AG AS8220 Datasheet HTML 24Page - ams AG AS8220 Datasheet HTML 25Page - ams AG AS8220 Datasheet HTML 26Page - ams AG AS8220 Datasheet HTML 27Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 34 page
background image
www.austriamicrosystems.com
Revision 17920-001-10a
22 - 33
AS8220A
Objective Data Sheet - Detailed Description
Receiver test signal
Figure 15. Receiver test signal
22 ns
22 ns
tBIT
tBUS_RxD01
tBUS_RxD10
VBUS
RxD
tBUS_RxD10
VBUS
RxD
22 ns
22 ns
400 mV
300 mV
-300 mV
-400 mV
400 mV
300 mV
-300 mV
-400 mV
tBIT
tBUS_RxD01



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34