Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SMP08 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Analog Devices

Numer części SMP08
Szczegółowy opis  Octal Sample and Hold with Multiplexed Input
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

SMP08 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Analog Devices

  SMP08 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices SMP08 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices SMP08 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices SMP08 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices SMP08 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices SMP08 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices SMP08 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices SMP08 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
SMP08
–8–
REV. D
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
16-Lead Plastic DIP
(N-16)
16
18
9
0.840 (21.33)
0.745 (18.93)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.130
(3.30)
MIN
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
16-Lead SOIC (Narrow Body)
(SO-16)
16
9
8
1
0.3937 (10.00)
0.3859 (9.80)
0.2550 (6.20)
0.2284 (5.80)
0.1574 (4.00)
0.1497 (5.80)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0099 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
°
0
°
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
x 45
°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8