Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ACST1035-7FP Arkusz danych(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

Numer części ACST1035-7FP
Szczegółowy opis  Overvoltage protected AC switch
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ACST1035-7FP Arkusz danych(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button ACST1035-7FP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ACST1035-7FP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ACST1035-7FP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ACST1035-7FP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ACST1035-7FP Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ACST1035-7FP Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ACST1035-7FP Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ACST1035-7FP Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ACST1035-7FP Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
ACST10
Package information
Doc ID 15237 Rev 3
11/13
Table 7.
TO-220FPAB dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.4
4.6
0.173
0.181
B
2.5
2.7
0.098
0.106
D
2.5
2.75
0.098
0.108
E
0.45
0.70
0.018
0.027
F
0.75
1
0.030
0.039
F1
1.15
1.50
0.045
0.059
F2
1.15
1.50
0.045
0.059
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H
10
10.4
0.393
0.409
L2
16 Typ.
0.63 Typ.
L3
28.6
30.6
1.126
1.205
L4
9.8
10.6
0.386
0.417
L5
2.9
3.6
0.114
0.142
L6
15.9
16.4
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Diam.
3.00
3.20
0.118
0.126
H
A
B
Dia
L7
L6
L5
F1
F2
F
D
E
L4
G1
G
L2
L3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13