| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STP16CP05PTR Arkusz danych(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16CP05PTR Arkusz danych(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 27 page ![]() STP16CP05 Package mechanical data Doc ID 12568 Rev 10 21/27 Table 15. TSSOP24 mechanical data Dim. mm. inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.1 0.043 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 0.9 0.035 b 0.19 0.30 0.0075 0.0118 c 0.09 0.20 0.0035 0.0079 D 7.7 7.9 0.303 0.311 E 4.3 4.5 0.169 0.177 e 0.65 BSC 0.0256 BSC H 6.25 6.5 0.246 0.256 K 0° 8° 0° 8° L 0.50 0.70 0.020 0.028 Figure 22. TSSOP24 package dimensions |