Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LBL293 Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części LBL293
Szczegółowy opis  Version 1.0 (Replacement in due course)
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBL293 Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LBL293 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBL293 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBL293 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBL293 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBL293 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBL293 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBL293 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBL293 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBL293 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2012-10-01
2
Version 1.0 (Replacement in due course)
LB L293
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
IF = 10 mA
IV [mcd]
LB L293-L2N1-25-1
14 ... 35.5
Q65110A1788
LB L293-M2P1-36-1
22.4 ... 56
Q65110A1791
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be
shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LB L293-M2P1-36-1 means that only one group M2,
N1, N2, P1 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LB L293-M2P1-36-1 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LB L293-M2P1-36-1 means that the device will be shipped
within the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page for explanation).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LB L293-M2P1-36-1 means that only one forward voltage group 3B,4A,4B,5A,5B will be shippable. In order to ensure availability, single
forward voltage groups will not be orderable (see page for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LB L293-M2P1-36-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen M2, N1, N2, P1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LB L293-M2P1-36-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 3,4,5,6
enthalten ist (siehe Seite für nähere Informationen). LB L293-M2P1-36-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen
geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LB L293-M2P1-36-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3B,4A,4B,5A,5B enthalten (siehe Seite für nähere Informationen). Um die
Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21