Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

813-IF120.0M-14B Arkusz danych(PDF) 5 Page - Oscilent Corporation

Numer części 813-IF120.0M-14B
Szczegółowy opis  120.1 MHz IF SAW Filter 14.82 MHz Bandwidth
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSCILENT [Oscilent Corporation]
Strona internetowa  http://www.oscilent.com
Logo OSCILENT - Oscilent Corporation

813-IF120.0M-14B Arkusz danych(HTML) 5 Page - Oscilent Corporation

  813-IF120.0M-14B Datasheet HTML 1Page - Oscilent Corporation 813-IF120.0M-14B Datasheet HTML 2Page - Oscilent Corporation 813-IF120.0M-14B Datasheet HTML 3Page - Oscilent Corporation 813-IF120.0M-14B Datasheet HTML 4Page - Oscilent Corporation 813-IF120.0M-14B Datasheet HTML 5Page - Oscilent Corporation 813-IF120.0M-14B Datasheet HTML 6Page - Oscilent Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Oscilent Part Number
813-IF120.0M-14B
January 2011 Rev A
120.1 MHz IF SAW Filter 14.82 MHz Bandwidth
Product Specification
P. 4
www.oscilent.com
Ripple Variation Fo±7.15MHz
Group Delay Variation Fo±7.15MHz
Smith Chart



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com