| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
IFMD20105 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IFMD20105 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
3 / 4 page ![]() Cabinet Depth Without Bridge Panel With Bridge Panel (mm) (inch) (inch) 400 14.63 13.88 500 18.5 17.75 600 22.5 21.75 800 30.38 29.63 Part No. Nominal Dimensions Overall Dimensions Panel Dimensions Ship Wt. A x B x C (mm) A B C D E F Height Width lbs IFMD1885 1800 x 800 x 500 77.31 31.50 19.63 66.81 17.00 10.50 68.75 26.25 295 IFMD1886 1800 x 800 x 600 77.31 31.50 23.63 66.81 17.00 10.50 68.75 26.25 300 IFMD1888 1800 x 800 x 800 77.31 31.50 31.50 66.81 17.00 17.50 68.75 26.25 320 IFMD18105 1800 x 1000 x 500 77.31 39.37 19.63 66.81 24.06 10.50 68.75 34.12 345 IFMD18106 1800 x 1000 x 600 77.31 39.37 23.63 66.81 24.06 10.50 68.75 34.12 350 IFMD18108 1800 x 1000 x 800 77.31 39.37 31.50 66.81 24.06 17.50 68.75 34.12 360 IFMD2085 2000 x 800 x 500 86.06 31.50 19.63 75.56 17.00 10.50 77.50 26.25 310 IFMD2086 2000 x 800 x 600 86.06 31.50 23.63 75.56 17.00 10.50 77.50 26.25 320 IFMD2088 2000 x 800 x 800 86.06 31.50 31.50 75.56 17.00 17.50 77.50 26.25 340 IFMD20105 2000 x 1000 x 500 86.06 39.37 19.63 75.56 24.06 10.50 77.50 34.12 375 IFMD20106 2000 x 1000 x 600 86.06 39.37 23.63 75.56 24.06 10.50 77.50 34.12 385 IFMD20108 2000 x 1000 x 800 86.06 39.37 31.50 75.56 24.06 17.50 77.50 34.12 390 Les données sont sujettes à changement sans préavis. © 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés. |