| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ISL6277HRZ Arkusz danych(PDF) 23 Page - Intersil Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ISL6277HRZ Arkusz danych(HTML) 23 Page - Intersil Corporation |
|
23 / 37 page ![]() ISL6277 23 FN8270.1 March 8, 2012 . TABLE 7. SERIAL VID CODES SVID[7:0] VOLTAGE (V) SVID[6:0] VOLTAGE (V) SVID[6:0] VOLTAGE (V) SVID[6:0] VOLTAGE (V) 0000_0000 1.55000 0010_0000 1.35000 0100_0000 1.15000 0110_0000 0.95000 0000_0001 1.54375 0010_0001 1.34375 0100_0001 1.14375 0110_0001 0.94375 0000_0010 1.53750 0010_0010 1.33750 0100_0010 1.13750 0110_0010 0.93750 0000_0011 1.53125 0010_0011 1.33125 0100_0011 1.13125 0110_0011 0.93125 0000_0100 1.52500 0010_0100 1.32500 0100_0100 1.12500 0110_0100 0.92500 0000_0101 1.51875 0010_0101 1.31875 0100_0101 1.11875 0110_0101 0.91875 0000_0110 1.51250 0010_0110 1.31250 0100_0110 1.11250 0110_0110 0.91250 0000_0111 1.50625 0010_0111 1.30625 0100_0111 1.10625 0110_0111 0.90625 0000_1000 1.50000 0010_1000 1.30000 0100_1000 1.10000 0110_1000 0.90000 0000_1001 1.49375 0010_1001 1.29375 0100_1001 1.09375 0110_1001 0.89375 0000_1010 1.48750 0010_1010 1.28750 0100_1010 1.08750 0110_1010 0.88750 0000_1011 1.48125 0010_1011 1.28125 0100_1011 1.08125 0110_1011 0.88125 0000_1100 1.47500 0010_1100 1.27500 0100_1100 1.07500 0110_1100 0.87500 0000_1101 1.46875 0010_1101 1.26875 0100_1101 1.06875 0110_1101 0.86875 0000_1110 1.46250 0010_1110 1.26250 0100_1110 1.06250 0110_1110 0.86250 0000_1111 1.45625 0010_1111 1.25625 0100_1111 1.05625 0110_1111 0.85625 0001_0000 1.45000 0011_0000 1.25000 0101_0000 1.05000 0111_0000 0.85000 0001_0001 1.44375 0011_0001 1.24375 0101_0001 1.04375 0111_0001 0.84375 0001_0010 1.43750 0011_0010 1.23750 0101_0010 1.03750 0111_0010 0.83750 0001_0011 1.43125 0011_0011 1.23125 0101_0011 1.03125 0111_0011 0.83125 0001_0100 1.42500 0011_0100 1.22500 0101_0100 1.02500 0111_0100 0.82500 0001_0101 1.41875 0011_0101 1.21875 0101_0101 1.01875 0111_0101 0.81875 0001_0110 1.41250 0011_0110 1.21250 0101_0110 1.01250 0111_0110 0.81250 0001_0111 1.40625 0011_0111 1.20625 0101_0111 1.00625 0111_0111 0.80625 0001_1000 1.40000 0011_1000 1.20000 0101_1000 1.00000 0111_1000 0.80000 0001_1001 1.39375 0011_1001 1.19375 0101_1001 0.99375 0111_1001 0.79375 0001_1010 1.38750 0011_1010 1.18750 0101_1010 0.98750 0111_1010 0.78750 0001_1011 1.38125 0011_1011 1.18125 0101_1011 0.98125 0111_1011 0.78125 0001_1100 1.37500 0011_1100 1.17500 0101_1100 0.97500 0111_1100 0.77500 0001_1101 1.36875 0011_1101 1.16875 0101_1101 0.96875 0111_1101 0.76875 0001_1110 1.36250 0011_1110 1.16250 0101_1110 0.96250 0111_1110 0.76250 0001_1111 1.35625 0011_1111 1.15625 0101_1111 0.95625 0111_1111 0.75625 1000_0000 0.75000 1010_0000 0.55000* 1100_0000 0.35000* 1110_0000 0.15000* 1000_0001 0.74375 1010_0001 0.54375* 1100_0001 0.34375* 1110_0001 0.14375* 1000_0010 0.73750 1010_0010 0.53750* 1100_0010 0.33750* 1110_0010 0.13750* 1000_0011 0.73125 1010_0011 0.53125* 1100_0011 0.33125* 1110_0011 0.13125* 1000_0100 0.72500 1010_0100 0.52500* 1100_0100 0.32500* 1110_0100 0.12500* 1000_0101 0.71875 1010_0101 0.51875* 1100_0101 0.31875* 1110_0101 0.11875* 1000_0110 0.71250 1010_0110 0.51250* 1100_0110 0.31250* 1110_0110 0.11250* 1000_0111 0.70625 1010_0111 0.50625* 1100_0111 0.30625* 1110_0111 0.10625* |