| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MPB2 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPB2 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Petits boîtiers pour boutons-poussoirs en acier doux de type 12 Application Conçu pour recevoir des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des témoins lumineux miniatures, étanches à l'huile de 22 mm. Offre une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et l'eau. Normes UL 508, types 12 et 13 CSA, types 12 et 13 Conformes aux normes : NEMA, types 12 et 13 JIC EMP-1-1967 JIC EGP-1-1967 CEI 60529, IP54 Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à ces normes. Construction En tôle d'acier de calibre 14, sauf le modèle MPB1, qui est en acier de calibre 16. Joints soudés en continu, lisses. Supports soudés fournis pour le montage du boîtier. Les vis imperdables de la plaque se vissent dans des cavités scellées. Les grands boîtiers comportent une plaque avant amovible à charnières intérieures conçue pour demeurer ouverte pendant les travaux de câblage (voir le tableau). Garniture résistante à l'huile adhésive. Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée sur le boîtier. Finition Le couvercle et la miniconsole sont traités au phosphate et comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61. Accessoires |
Podobny numer części - MPB2 |
|
Podobny opis - MPB2 |