| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
RCSC Arkusz danych(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RCSC Arkusz danych(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 2 page ![]() Armoire empilable à assembler Idéale pour applications audio-visuelles ou TI/serveur, l'armoire RCSC est empilable (jusqu'à trois (3) armoires* peuvent être montées l'une sur l'autre. Cette armoire est entièrement équipée et comprend deux (2) paires de rails à trous carrés EIA coulissants et réglables en continu, des découpes pour le passage de câbles ou le refroidissement par ventilateur, et est offerte dans différentes tailles et profondeurs. Cette capacité d'emplilage unique vous permet d'accroître votre espace d'armoire selon vos besoins. *Empilez jusqu'à trois (3) armoires de 12U, deux (2) armoires de 24U ou une (1) armoire de chacun de ces deux types à l'aide de la trousse de juxtaposition RCSCBAY requise. L'armoire de 12U constitue une excellente armoire de départ pour n'importe quelle petite ou moyenne entreprise. Caractéristiques : Construction en acier de calibre 16. Comprend deux (2) paires de rails à trous carrés pour montage sur bâti de 19 po conformes à la norme EIA-310-D avec marques d'unités modulaires. Quatre (4) bosses avec support sont comprises pour l'installation de pattes de nivellement ou de roulettes offertes en option. Tiges de mise à la terres prévues sur le corps. Le toit et le fond de l'armoire RCSC comprennent deux (2) empreintes laser défonçables (par côté) pour le passage de câbles ou l'installation d'un ventilateur (comprend une bande d'étanchéité). Comprend une empreinte laser sous forme de plaque passe-câbles pour le passage de câbles au niveau du plancher. Revêtement résistant en poudre noir. L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de transport. Spécifications : Les rails de montage sont réglables en continu en profondeur, sont faits d'acier robuste de calibre 14 et comportent un fini peint lisse noir. Les portes offertes en option sont disponibles en versions pleine, en acrylique teinté avec ouvertures d'aération (voir l'illustration ci-dessus, à gauche) et à ouvertures d'aération à circulation d'air élevée. Les charnières encliquetables peuvent être montées sans qu'il soit nécessaire de les boulonner depuis l'intérieur de l'armoire. Les charnières peuvent en outre être montées à gauche ou à droite. Des portes percées de trous de ventilation à circulation d'air élevée à monter à l'avant ou à l'arrière des armoires sont recommandées |
Podobny numer części - RCSC |
|
Podobny opis - RCSC |