| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD7821 Arkusz danych(PDF) 15 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD7821 Arkusz danych(HTML) 15 Page - Analog Devices |
|
15 / 16 page ![]() AD7821 REV. B –15– Revision History Location Page 10/02—Data Sheet changed from REV. A to REV. B. Update Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Universal Changes to FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Edit to SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Change to TOTAL HARMONIC DISTORTION formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Changes to INPUT CURRENT section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Change to Figure 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Change to formula in SINUSOIDAL INPUTS section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 OUTLINE DIMENSIONS updated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 OUTLINE DIMENSIONS 20-Lead Plastic Leaded Chip Carrier [PLCC] (P-20A) Dimensions shown in inches and (millimeters) 0.020 (0.50) R BOTTOM VIEW (PINS UP) 0.040 (1.01) 0.025 (0.64) 0.021 (0.53) 0.013 (0.33) 0.330 (8.38) 0.290 (7.37) 0.032 (0.81) 0.026 (0.66) 0.056 (1.42) 0.042 (1.07) 0.20 (0.51) MIN 0.120 (3.04) 0.090 (2.29) 3 4 19 18 8 9 14 13 TOP VIEW (PINS DOWN) 0.395 (10.02) 0.385 (9.78) SQ 0.356 (9.04) 0.350 (8.89) SQ 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.020 (0.50) R 0.050 (1.27) BSC 0.180 (4.57) 0.165 (4.19) COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-047AA CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN INCHES; MILLIMETER DIMENSIONS (IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF INCH EQUIVALENTS FOR REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN |