| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
EM77565 Arkusz danych(PDF) 12 Page - ELAN Microelectronics Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EM77565 Arkusz danych(HTML) 12 Page - ELAN Microelectronics Corp |
|
12 / 25 page ![]() $, , 87/%( 3(,) ,*%&(,& 6, 3(,))%* ($ 3$%' 1% ($ %(,) ',( ,%) (-' ,( 6, 8(,)%3,73(,)),$&,*%&(,&,)/)00$&0&3,%'(%&,&6))+&(($( G&((%*G %& 3,,&'0%* ( )*%3 GGH 0 G3),%*G %& 3,,&'0%* ( )*%3 GG 00%(%2 ($ !" /%( %0%3(&($,&,10/%(0-&(/)*%37 $'63(,),*%&(,&6,($&6(+,0%&&$+%/)7 /)787/%((,)*%&(,&' $%&%&*%3(,)6,(,&%(0,3%1'($0'+,0(3(%&(-'$,*%&(,%&36%*-,0& #%$803%)6,(+$($'%%&&(()*%3B,,'+,7,&(%%%(%) $%&%!"%'() <$($/%(%&&((%*2($#'%%&&')0/. 31,(,0($$%*$'&&6%)(,%&0%&/)6, '($ ($(%2($7/%()%,,&-)(%&&(,0%(*%!+,!-%,!./-0%1*-1"!-$23!4%,!"5!!0,5$%,1" 61"$23!71$$-6 &8$1-'() 6-&,+(&(06%0%66,(*%6,(,&%(2,3%10&%0(2($/%(-&(/)*%37 98$1-:);':);() $&($,/%(&,-&0(3(,)(,&%(*%&&$+%/)7 (,) *%&(, < ((-& D D D D D D D D ! " # $ %& %& %& %& |