| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BD136 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Continental Device India Limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BD136 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Continental Device India Limited |
|
3 / 4 page ![]() BD136 BD138 BD140 TO126 Plastic Package TO-126 Series Packaging Tube Ø5.9 ±0.1 Thru (2 Nos) Ø3.10 ±0.05 Thru (2 Nos) 532.0 ±0.5 1.2 0.65 1.0 3.7 Qty: 50 Pcs/Tube TO-126 Leaded Plastic Package D A F C 3 2 1 Pin Configurations Pin 1: Emitter Pin 2: Collector Pin 3: Base DIM Min Max A 7.2 8.38 B 0.6 .43 C 2.29 3.04 D 0.64 0.88 E 2.040 2.285 F 0.39 0.63 DIM Min Max G 4.07 5.08 L 5.00 6.63 M 0.89 .65 N 3.3 4.44 P 2.54 3.30 S — 2.54 Continental Device India Limited Data Sheet Page 3 of 4 |