| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FMP009P104 Arkusz danych(PDF) 31 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FMP009P104 Arkusz danych(HTML) 31 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
31 / 39 page ![]() TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN) 56 ML 12/2008 0.1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 0.1 3 0.039 0.118 1 1 17 1 8 0.1 9 15 0.1 1 0.039 0.118 3 A1 A2 A3 A4 16 32 PCB Hole Pattern for Connectors with Right Angled PCB Terminations Leiterplattenlochbild für Steckverbinder mit abgewinkeltem Leiterplattenanschluss All PCB hole patterns apply to male connectors with right angle PCB contacts (signal contacts P5) and the metal bracket F1080-23 as well as the coaxial contacts FME018P… or FME020P… (When using female connectors the hole pattern must be mirrored on the Y-axis). Measurements without tolerances are in accordance with DIN ISO 2768 m. Alle Lochbilder gelten für Stiftsteckverbinder mit abgewinkeltem Leiterplattenanschluss (Signalkontakte P5) und Metallwinkel F1080–23 sowie eingebauten Koaxialkontakten FME018P... bzw. FME020P... (bei Verwendung von Buchsensteckverbindern muss das Lochbild an der Y-Achse gespiegelt werden). Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 m. |